produktspezifikation fr auo g156xw01 v1 im programm von achtung: dieses dokument unterliegt ni cht dem ?nderungsdienst. der stand entspricht der drucklegung. bitte informieren sie sich vor verwendung ob die technischen daten noch dem aktuellen stand entsprechen. trotz sorgf?ltiger kontrolle k?nnen wir leider keine haftung fr druckfehler oder irrtmer bernehmen. www..net
all rights strictly reserved. any portion of this p aper shall not be reproduced, copied, or transforme d to any other forms without permission from au optronics corp. version 1.2, june. 2008 g156xw01 v1 color tft-lcd module hd long life time panel pc, pos, kiosk application sample: apr. 11? mp: jun. 11? minimum 3 years product life support ( preliminary) size (inch) 15.6?(16:9) model g156xw01 v1 resolution (pixel) 1366 x 768 active area (mm) 344.2 (h) x 193.5 (v) mode tn, normal white view angle (h/v) 170/160 brightness(nit) 300nit contrast ratio 500:1 color gamut 63% response time (ms) 8 led life (hrs.) 50,000 power consumption (w) 12.25 w interface 1ch lvds outline dimensions (mm) 363.8(w)x215.9(h)x17.15(d) weight (g) 1400 unit: mm www..net
|